Part Number Hot Search : 
TQ9222 LN504G AHV1001 BL6528 AHV1001 KP110 30FQ045 C230C3
Product Description
Full Text Search
 

To Download BC856S Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  BC856S, bc857s BC856S, bc857s smd general purpose pnp transistors smd universal-pnp-transistoren i c = - 100 ma h fe = 220...475 t jmax = 150c v ceo = - 45 v, - 65 v p tot = 250 mw version 2018-02-07 sot-363 dimensions - ma?e [mm] typical applications signal processing, switching, amplification commercial grade 1 ) typische anwendungen signalverarbeitung, schalten, verst?rken standardausfhrung 1 ) features two transistors in one package general purpose compliant to rohs, reach, conflict minerals 1 ) besonderheiten zwei transistoren in einem geh?use universell anwendbar konform zu rohs, reach, konfliktmineralien 1 mechanical data 1 ) mechanische daten 1 ) taped and reeled 3000 / 7 gegurtet auf rolle weight approx. 0.01 g gewicht ca. case material ul 94v-0 geh?usematerial solder & assembly conditions 260c/10s l?t- und einbaubedingungen msl = 1 dual transistors t1 1 = e1 2 = b1 6 = c1 t2 3 = c2 4 = e2 5 = b2 type code BC856S 3b bc857s 3f maximum ratings 2 ) grenzwerte 2 ) BC856S bc857s collector-emitter-voltage C kollektor-emitter-spannung b open - v ceo 65 v 45 v collector-base-voltage C kollektor-basis-spannung e open - v cbo 80 v 50 v emitter-base-voltage C emitter-basis-spannung c open - v ebo 5 v power dissipation (per device) C verlustleistung (pro bauteil) p tot 250 mw 3 ) collector current C kollektorstrom dc - i c 100 ma peak collector current C kollektor-spitzenstrom - i cm 200 ma junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t s t j -55...+150c -55...+150c 1 please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book bitte beachten sie die detaillierten hinweise auf unserer internetseite bzw. am anfang des datenbuches 2 t a = 25c and per transistor, unless otherwise specified C t a = 25c und pro transistor, wenn nicht anders angegeben 3 mounted on p.c. board with 3 mm 2 copper pad at each terminal montage auf leiterplatte mit 3 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 pb e l v w e e e r o h s 2.4 2 x 0.65 5 6 4 1 . 2 5 0 . 1 0.9 0.1 2 0.1 2 . 1 0 . 1 type code 3 2 1 t2 t1 5 6 4 3 2 1
BC856S, bc857s characteristics kennwerte t j = 25c min. typ. max. dc current gain C kollektor-basis-stromverh?ltnis - v ce = 5 v - i c = 2 ma h fe 220 C 475 collector-emitter saturation voltage C kollektor-s?ttigungsspannung 1 ) - i c = 10 ma - i b = 0.5 ma - i c = 100 ma - i b = 5 ma - v cesat C C C C 300 mv 650 mv base-emitter-voltage C basis-emitter-spannung 1 ) - v ce = 5 v - i c = 2 ma - i c = 10 ma - v be 600 mv C C C 750 mv 820 mv collector-base cutoff current C kollektor-basis-reststrom - v cb = 30 v e open - i cbo C C 15 na emitter-base cutoff current C emitter-basis-reststrom - v eb = 5 v c open - i ebo C C 100 na gain-bandwidth product C transitfrequenz - v ce = 5 v, - i c = 10 ma, f = 100 mhz f t 100 mhz C C collector-base capacitance C kollektor-basis-kapazit?t - v cb = 10 v, - i e =i e = 0, f = 1 mhz c cbo C C 4.5 pf thermal resistance junction to ambient (per device) w?rmewiderstand sperrschicht C umgebung (pro bauteil) r tha < 420 k/w 2 ) disclaimer: see data book page 2 or website haftungssauschluss: siehe datenbuch seite 2 oder internet 1 tested with pulses t p = 300 s, duty cycle 2% C gemessen mit impulsen t p = 300 s, schaltverh?ltnis 2% 2 mounted on p.c. board with 3 mm 2 copper pad at each terminal montage auf leiterplatte mit 3 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag [%] p tot 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 power dissipation versus ambient temperature ) 2 verlustleistung in abh. von d. umgebungstemp. ) 2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BC856S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X